công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C64-DRMF8TP bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C64-DRMF8TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  64-Kbit serial IC bus EEPROM - 105C operation
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C64-DRMF8TP bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M24C64-DRMF8TP Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 41 page
background image
Package mechanical data
M24C64-DRE
34/40
DocID027358 Rev 1
9
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Figure 13. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 13. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits.
Typ.
Min.
Max.
Typ.
Min.
Max.
A
-
-
1.200
-
-
0.0472
A1
-
0.050
0.150
-
0.0020
0.0059
A2
1.000
0.800
1.050
0.0394
0.0315
0.0413
b
-
0.190
0.300
-
0.0075
0.0118
c
-
0.090
0.200
-
0.0035
0.0079
CP
-
0.100
-
-
0.0039
D
3.000
2.900
3.100
0.1181
0.1142
0.1220
e
0.650
-
-
0.0256
-
-
E
6.400
6.200
6.600
0.2520
0.2441
0.2598
E1
4.400
4.300
4.500
0.1732
0.1693
0.1772
L
0.600
0.450
0.750
0.0236
0.0177
0.0295
L1
1.000
-
-
0.0394
-
-
α
-
0°
8°
-
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com