| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M24C08-DRMF8TP bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24C08-DRMF8TP bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 41 page ![]() DocID027422 Rev 1 35/41 M24C08-DRE Package mechanical data Figure 14. SO8N – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width, package outline 1. Drawing is not to scale. Table 14. SO8N – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width, package data Symbol millimeters inches (1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits. Typ Min Max Typ Min Max A - - 1.750 - - 0.0689 A1 - 0.100 0.250 - 0.0039 0.0098 A2 - 1.250 - - 0.0492 - b - 0.280 0.480 - 0.0110 0.0189 c - 0.170 0.230 - 0.0067 0.0091 ccc - - 0.100 - - 0.0039 D 4.900 4.800 5.000 0.1929 0.1890 0.1969 E 6.000 5.800 6.200 0.2362 0.2283 0.2441 E1 3.900 3.800 4.000 0.1535 0.1496 0.1575 e 1.270 - - 0.0500 - - h - 0.250 0.500 - 0.0098 0.0197 k - 0° 8° - 0° 8° L - 0.400 1.270 - 0.0157 0.0500 L1 1.040 - - 0.0409 - - |