công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS90UR907Q-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DS90UR907Q-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Color FPD-Link to FPD-Link II Converter
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DS90UR907Q-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments DS90UR907Q-Q1 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 35 page
background image
DOUT+
DOUT-
(DOUT+) - (DOUT+)
GND
0V
VOD+
VOD-
VOS
VODp-p
VOD+
VOD-
A
B
TPA
TPB
CA
CB
50:
50:
50:
50:
Scope
VCM=1.2V
GND
RxIN[3:0]+
RxCLKIN+
RxIN[3:0]-
RxClkIN-
VTH
VTL
DS90UR907Q-Q1
www.ti.com
SNLS316G – SEPTEMBER 2009 – REVISED DECEMBER 2015
DC and AC Serial Control Bus Characteristics (continued)
Over 3.3-V supply and temperature ranges unless otherwise specified.
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VOL
SDA, IOL = 1.25 mA
0
0.36
V
Iin
SDA or SCL, Vin = VDDIO or GND
–10
10
µA
tR
SDA RiseTime – READ
430
ns
SDA, RPU = 10 k
Ω, Cb ≤ 400 pF, Figure 12
tF
SDA Fall Time – READ
20
ns
tSU;DAT
Set Up Time — READ
See Figure 12
560
ns
tHD;DAT
Hold Up Time — READ
See Figure 12
615
ns
tSP
Input Filter
50
ns
Cin
Input Capacitance
SDA or SCL
<5
pF
Figure 1. FPD-Link DC VTH/VTL Definition
Figure 2. Output Test Circuit
Figure 3. Output Waveforms
Copyright © 2009–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: DS90UR907Q-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com