công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L78L05ABZ-AP bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L78L05ABZ-AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78L05ABZ-AP bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics

Back Button L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics L78L05ABZ-AP Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 46 page
background image
DocID2145 Rev 25
35/46
L78L
Package information
46
Table 25. SO-8 mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
1.75
A1
0.10
0.25
A2
1.25
b0.31
0.51
b1
0.28
0.48
c0.10
0.25
c1
0.10
0.23
D
4.804.905.00
E
5.806.006.20
E1
3.80
3.90
4.00
e1.27
h0.25
0.50
L0.40
1.27
L1
1.04
L2
0.25
k0°
8°
ccc
0.10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com