| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RPC56EL60L5BOSR bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RPC56EL60L5BOSR bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 137 page ![]() Package pinouts and signal descriptions RPC56EL60L5 48/137 DocID026934 Rev 1 B6 A[9] SIUL GPIO[9] GPIO[9] DSPI_2 CS1 — FlexPWM_0 B[3] B[3] FlexPWM_0 — FAULT[0] B7 D[4] SIUL GPIO[52] GPIO[52] FlexRay CB_TR_EN — eTimer_1 ETC[5] ETC[5] FlexPWM_0 B[3] B[3] B8 D[0] SIUL GPIO[48] GPIO[48] FlexRay CA_TX — eTimer_1 ETC[1] ETC[1] FlexPWM_0 B[1] B[1] B9 VSS_HV_IO_RING — B10 H[12] SIUL GPIO[124] GPIO[124] FlexPWM_1 B[2] B[2] B11 E[15] SIUL GPIO[79] GPIO[79] DSPI_0 CS1 — SIUL — EIRQ[27] B12 E[14] SIUL GPIO[78] GPIO[78] eTimer_1 ETC[5] ETC[5] SIUL — EIRQ[26] B13 B[3] SIUL GPIO[19] GPIO[19] SSCM DEBUG[3] — LINFlexD_0 — RXD B14 F[13] SIUL GPIO[93] GPIO[93] eTimer_1 ETC[4] ETC[4] SIUL — EIRQ[31] B15 B[0] SIUL GPIO[16] GPIO[16] FlexCAN_0 TXD — eTimer_1 ETC[2] ETC[2] SSCM DEBUG[0] — SIUL — EIRQ[15] B16 VDD_HV_IO_RING — B17 VSS_HV_IO_RING — C1 VDD_HV_IO_RING — Table 4. LFBGA257 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |