công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BSP742R bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BSP742R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Power High-Side-Switch
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BSP742R bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BSP742R Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BSP742R Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BSP742R Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BSP742R Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BSP742R Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG BSP742R Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG BSP742R Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG BSP742R Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG BSP742R Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
2004-03-16
Page 14
BSP 742 R
Maximum allowable load inductance
for a single switch off
L = f(IL); Tjstart=150°C, Vbb=13.5V, RL=0Ω
0
100
200
300
400
mA
600
IL
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
mH
4000
Typ. status delay time
td(ST) = f(Vbb); Tj = 25°C
0
5
10
15
20
25
V
35
Vbb
0
100
200
300
µs
500
Maximum allowable inductive switch-off
energy, single pulse
EAS = f(IL); Tjstart = 150°C, Vbb = 13,5V
0
100
200
300
400
mA
600
IL
0
200
400
600
mJ
1000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com