| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RT2902 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RT2902 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 16 page ![]() Absolute maximum ratings and operating conditions RT2902 4/16 DocID026928 Rev 1 Table 2. Operating conditions Symbol Parameter Value Unit VCC Supply voltage 3 to 30 V Vicm Common mode input voltage range (VCC+) - 1.5 Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax (VCC+) - 2 Toper Operating free-air temperature range -40 to 125 °C |