công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LU500 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SL Power Electronics

tên linh kiện LU500
Giải thích chi tiết về linh kiện  500W Single Output LED Series
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SLPOWER [SL Power Electronics]
Trang chủ  http://www.slpower.com/
Logo SLPOWER - SL Power Electronics

LU500 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SL Power Electronics

  LU500 Datasheet HTML 1Page - SL Power Electronics LU500 Datasheet HTML 2Page - SL Power Electronics LU500 Datasheet HTML 3Page - SL Power Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
LU500
500W Single Output
LED Series
www.slpower.com
LU500 REV 10.0, 10-07-15
3
Line Surge Immunity
EN61000-4-5, 1kV differential, 2kV common-mode
Conducted RF Immunity
EN61000-4-6, 3Vrms
Power Frequency Magnetic Field Immunity
EN61000-4-8, 3A/m
Line Harmonic Emissions
EN61000-3-2, Class A,C, and D
Flicker Test
EN61000-3-3, Complies
Isolation Specifications
Parameter
Conditions/Description
Min
Nom
Max
Units
Electric Strength Test Voltage
Input/Ground
Input/Output
Output/Ground
1500
3000
500
-
-
Vac
Vac
Vac
Mechanical Drawings



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com