công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D5V0P4B2LP7B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện D5V0P4B2LP7B
Giải thích chi tiết về linh kiện  58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

D5V0P4B2LP7B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  D5V0P4B2LP7B Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated D5V0P4B2LP7B Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated D5V0P4B2LP7B Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated D5V0P4B2LP7B Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated D5V0P4B2LP7B Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
D58V0M4U8MR
Document number: DS36183 Rev. 2 - 2
4 of 5
www.diodes.com
April 2014
© Diodes Incorporated
D58V0M4U8MR
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
SO-8
Dim
Min
Max
A
-
1.75
A1
0.10
0.20
A2
1.30
1.50
A3
0.15
0.25
b
0.3
0.5
D
4.85
4.95
E
5.90
6.10
E1
3.85
3.95
e
1.27 Typ
h
-
0.35
L
0.62
0.82

0
8
All Dimensions in mm
Dimensions Value (in mm)
X
0.60
Y
1.55
C1
5.4
C2
1.27
Gauge Plane
Seating Plane
Detail ‘A’
Detail ‘A’
E
E1
h
L
D
e
b
A2
A1
A
45°
7°~9°
A3
X
C1
C2
Y



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com