công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM46000PWPEVM bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS

tên linh kiện LM46000PWPEVM
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM46000EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAOS [TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS]
Trang chủ  http://www.taosinc.com
Logo TAOS - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS

LM46000PWPEVM bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS

Back Button LM46000PWPEVM Datasheet HTML 6Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS LM46000PWPEVM Datasheet HTML 7Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS LM46000PWPEVM Datasheet HTML 8Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS LM46000PWPEVM Datasheet HTML 9Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS LM46000PWPEVM Datasheet HTML 10Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS LM46000PWPEVM Datasheet HTML 11Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS LM46000PWPEVM Datasheet HTML 12Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS LM46000PWPEVM Datasheet HTML 13Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS LM46000PWPEVM Datasheet HTML 14Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
Canada Industry Canada Compliance (French)
Cet appareil numérique de la classe A ou B est conforme à la norme NMB-003 du Canada
Les changements ou les modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité ont pu vider l’autorité de
l'utilisateur pour actionner l'équipement.
Concernant les EVMs avec appareils radio
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Concernant les EVMs avec antennes détachables
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain
maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à
l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés dans le manuel
d’usage et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans
cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2014, Texas Instruments Incorporated
spacer
Important Notice for Users of EVMs Considered “Radio Frequency Products” in Japan
EVMs entering Japan are NOT certified by TI as conforming to Technical Regulations of Radio Law of Japan.
If user uses EVMs in Japan, user is required by Radio Law of Japan to follow the instructions below with respect to EVMs:
1.
Use EVMs in a shielded room or any other test facility as defined in the notification #173 issued by Ministry of Internal Affairs and
Communications on March 28, 2006, based on Sub-section 1.1 of Article 6 of the Ministry’s Rule for Enforcement of Radio Law of
Japan,
2.
Use EVMs only after user obtains the license of Test Radio Station as provided in Radio Law of Japan with respect to EVMs, or
3.
Use of EVMs only after user obtains the Technical Regulations Conformity Certification as provided in Radio Law of Japan with respect
to EVMs. Also, do not transfer EVMs, unless user gives the same notice above to the transferee. Please note that if user does not
follow the instructions above, user will be subject to penalties of Radio Law of Japan.
http://www.tij.co.jp
【無線電波を送信する製品の開発キットをお使いになる際の注意事項】 本開発キットは技術基準適合証明を受けておりません。 本製品の
ご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。
1.
電波法施行規則第6条第1項第1号に基づく平成18年3月28日総務省告示第173号で定められた電波暗室等の試験設備でご使用いただく。
2.
実験局の免許を取得後ご使用いただく。
3.
技術基準適合証明を取得後ご使用いただく。。
なお、本製品は、上記の「ご使用にあたっての注意」を譲渡先、移転先に通知しない限り、譲渡、移転できないものとします
上記を遵守頂けない場合は、電波法の罰則が適用される可能性があることをご留意ください。
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
東京都新宿区西新宿6丁目24番1号
西新宿三井ビル
http://www.tij.co.jp
Texas Instruments Japan Limited
(address) 24-1, Nishi-Shinjuku 6 chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14