công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54ACTQ02 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện 54ACTQ02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NOR Gate
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

54ACTQ02 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI)

  54ACTQ02 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) 54ACTQ02 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) 54ACTQ02 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) 54ACTQ02 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) 54ACTQ02 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
AC Electrical Characteristics
54ACTQ
V
CC
T
A =
Fig.
Symbol
Parameter
(V)
(Note 5)
−55˚C to +125˚C
Units
No.
C
L = 50 pF
Min
Max
t
PLH
Propagation Delay
5.0
1.5
9.5
ns
Data to Output
t
PHL
Propagation Delay
5.0
1.5
9.5
ns
Data to Output
Note 5: Voltage Range 5.0 is 5.0V ±0.5V
Capacitance
Symbol
Parameter
Typ
Units
Conditions
C
IN
Input Capacitance
4.5
pF
V
CC = OPEN
C
PD
Power Dissipation
75
pF
V
CC = 5.0V
Capacitance
www.national.com
3



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com