công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPEMG49 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Total Power International

tên linh kiện TPEMG49
Giải thích chi tiết về linh kiện  ACCOMMODATE UNIVERSAL AC INPUT
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOTAL-POWER [Total Power International]
Trang chủ  http://www.total-power.com
Logo TOTAL-POWER - Total Power International

TPEMG49 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Total Power International

  TPEMG49 Datasheet HTML 1Page - Total Power International TPEMG49 Datasheet HTML 2Page - Total Power International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
OUTPUT VOLTAGE / CURRENT RATINGS CHART
MECHANICAL DIMENSIONS: MM [INCHES]
WEIGHT: 373.0g (13.2 Oz.)
SINGLE OUTPUT
MODEL NO.
AC INLET
O/P VOLTAGE
O/P CURRENT
TPEMG49-S120400-7
IEC320-C14(DT7)
12.0Vdc
4.0A
TPEMG49-S120400-8
IEC320-C8(DT8)
12.0Vdc
4.0A
TPEMG49-S150330-7
IEC320-C14(DT7)
15.0Vdc
3.3A
TPHEMG49-S150330-8
IEC320-C8(DT8)
15.0Vdc
3.3A
TPEMG49-S240210-7
IEC320-C14(DT7)
24.0Vdc
2.1A
TPEMG49-S240210-8
IEC320-C8(DT8)
24.0Vdc
2.1A
Total Power International, Inc. Toll Free: 877-646-0900(US) PH# 978-453-7272 www.total-power.com
Total Power International, Inc.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com