công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM3595-RTR bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện EM3595-RTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance, Integrated ZigBee
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

EM3595-RTR bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Silicon Laboratories

Back Button EM3595-RTR Datasheet HTML 13Page - Silicon Laboratories EM3595-RTR Datasheet HTML 14Page - Silicon Laboratories EM3595-RTR Datasheet HTML 15Page - Silicon Laboratories EM3595-RTR Datasheet HTML 16Page - Silicon Laboratories EM3595-RTR Datasheet HTML 17Page - Silicon Laboratories EM3595-RTR Datasheet HTML 18Page - Silicon Laboratories EM3595-RTR Datasheet HTML 19Page - Silicon Laboratories EM3595-RTR Datasheet HTML 20Page - Silicon Laboratories EM3595-RTR Datasheet HTML 21Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 59 page
background image
EM359x
Rev 1.0
17
Figure 3.1 shows the variation of current in transmit mode (with the ARM® CortexTM-M3 running at 12 MHz).
Figure 3.1. Transmit Power Consumption



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59