công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V07P23P bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Littelfuse

tên linh kiện V07P23P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reduced footprint and volume required for surge protection
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

V07P23P bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Littelfuse

Back Button V07P23P Datasheet HTML 4Page - Littelfuse V07P23P Datasheet HTML 5Page - Littelfuse V07P23P Datasheet HTML 6Page - Littelfuse V07P23P Datasheet HTML 7Page - Littelfuse V07P23P Datasheet HTML 8Page - Littelfuse V07P23P Datasheet HTML 9Page - Littelfuse V07P23P Datasheet HTML 10Page - Littelfuse V07P23P Datasheet HTML 11Page - Littelfuse V07P23P Datasheet HTML 12Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
© 2015 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 11/04/15
Metal-Oxide Varistors (MOVs)
Radial Leaded Varistors > LV UltraMOVTM Varistor Series
Humidity Aging
+85°C, 85% RH,1000 hours
+/-10% typical voltage change
Thermal Shock
+85°C to -40°C 10 times
+/-10% typical voltage change
Solvent Resistance
MIL–STD–202, Method 215
Moisture Sensitivity
Level 1, J–STD–020
Lead Material
Copper Clad Steel Wire
Soldering
Characteristics
Solderability per MIL–STD–202,
Method 208
Insulating Material
Cured, flame retardant epoxy polymer
meets UL94V–0 requirements
Device Labeling
Marked with LF, voltage and date code
Physical Specifications
Environmental Specifications
Wave Solder Profile
0
50
100
150
200
250
300
00.5
11.5
22.5
33.5
4
TIME(MINUTES)
Maximum Wave 240C
Lead–free Profile
0
50
100
150
200
250
300
00.5
11.5
22.5
33.5
4
TIME(MINUTES)
Maximum Wave 260C
Non Lead–free Profile



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com