| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EM342-RTR bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - Silicon Laboratories |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EM342-RTR bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - Silicon Laboratories |
|
89 / 143 page ![]() EM342 Rev 1.0 89 SC1_TXBEGA: Address: 0x4000C810 Reset: 0x20000000 SC_RXACTB [1] R This bit is set when DMA receive buffer B is active. SC_RXACTA [0] R This bit is set when DMA receive buffer A is active. Register 8.15. SC1_TXBEGA: Transmit DMA Begin Address Register A Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 Name 0 0 1 0 0 0 0 0 Bit 23 22 21 20 19 18 17 16 Name 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 Name 0 0 SC_TXBEGA Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name SC_TXBEGA Bitname Bitfield Access Description SC_TXBEGA [13:0] RW DMA transmit buffer A start address. |