| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EM341-RTR bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Silicon Laboratories |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EM341-RTR bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Silicon Laboratories |
|
63 / 237 page ![]() EM341 64 Rev 1.0 Note: Substitute “C” or “D” for “x” in the following detailed description. GPIO_IRQCSEL: Address: 0x4000BC14 Reset: 0xF GPIO_IRQDSEL: Address: 0x4000BC18 Reset: 0x10 Register 7.9. GPIO_IRQxSEL GPIO_IRQCSEL: Interrupt C Select Register GPIO_IRQDSEL: Interrupt D Select Register Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 Name 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit 23 22 21 20 19 18 17 16 Name 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 Name 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name 0 0 0 SEL_GPIO Bitname Bitfield Access Description SEL_GPIO [4:0] RW Pin assigned to IRQx. 0x00: PA0 0x01: PA1 0x02: PA2 0x03: PA3 0x04: PA4 0x05: PA5 0x06: PA6 0x07: PA7 0x08: PB0 0x09: PB1 0x0A: PB2 0x0B: PB3 0x0C: PB4 0x0D: PB5 0x0E: PB6 0x0F: PB7 0x10: PC0 0x11: PC1 0x12: PC2 0x13: PC3 0x14: PC4 0x15: PC5 0x16: PC6 0x17: PC7 0x18–0x1F: Reserved |