công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSSP57038 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSSP57038
Giải thích chi tiết về linh kiện  IR Receiver Modules for Remote Control Systems
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSSP57038 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TSSP57038 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TSSP57038 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TSSP57038 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSSP57038 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSSP57038 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TSSP57038 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TSSP57038 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TSSP57038 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TSSP57038 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
TSSP57038
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.5, 02-Sep-15
3
Document Number: 82482
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
Fig. 1 - Output Active Low
Fig. 2 - Pulse Length and Sensitivity in Dark Ambient
Fig. 3 - Output Function
Fig. 4 - Output Pulse Diagram
Fig. 5 - Frequency Dependence of Responsivity
Fig. 6 - Sensitivity vs. Ambient Temperature
16110
E e
T
tpi *
t
* tpi
10/f0 is recommended for optimal function
VO
VOH
VOL
t
Optical Test Signal
(IR diode TSAL6200, IF = 0.4 A, 30 pulses, f = f0, t = 10 ms)
Output Signal
td 1)
tpo 2)
1) 7/f
0 < td < 15/f0
2) t
pi - 5/f0 < tpo < tpi + 6/f0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1
10
100
1000
10 000 100 000
E
e - Irradiance (mW/m
2)
Output pulse width
Input burst length
λ = 950 nm,
optical test signal, Fig. 1
E e
t
VO
VOH
VOL
t
600 µs
600 µs
t = 60 ms
t on
t off
94 8134
Optical Test Signal
Output Signal, (see fig. 4)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.1
1
10
100
1000
10 000
E
e - Irradiance (mW/m
2)
t
on
t
off
λ = 950 nm,
optical test signal, Fig. 3
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.7
0.9
1.1
1.3
f/f0 - Relative Frequency
16925
f = f
0 ± 5 %
Δ f(3 dB) = f
0/10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
-30
-10
10
30
50
70
90
T
amb - Ambient Temperature (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com