công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIX4192IPFBR bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DIX4192IPFBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Digital Audio Interface Receiver and Transmitter
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DIX4192IPFBR bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Texas Instruments

Back Button DIX4192IPFBR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments DIX4192IPFBR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 69 page
background image
DIX4192
www.ti.com
SBFS031D – JANUARY 2006 – REVISED JANUARY 2016
Table 35. DIR Channel Status Data Buffer Map (Register Page 1)
ADDRESS
CHANNEL
BYTE
BIT 0 (MSB)
BIT 1
BIT 2
BIT 3
BIT 4
BIT 5
BIT 6
BIT 7
(Hex)
0
1
0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1
2
0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2
1
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
3
2
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
4
1
2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
5
2
2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
6
1
3
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
7
2
3
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
8
1
4
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
9
2
4
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A
1
5
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
B
2
5
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
C
1
6
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D
2
6
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
E
1
7
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
F
2
7
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
10
1
8
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
11
2
8
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
12
1
9
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
13
2
9
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
14
1
10
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
15
2
10
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
16
1
11
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
17
2
11
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
18
1
12
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
19
2
12
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1A
1
13
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1B
2
13
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1C
1
14
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1D
2
14
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1E
1
15
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1F
2
15
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
20
1
16
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
21
2
16
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
22
1
17
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
23
2
17
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
24
1
18
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
25
2
18
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
26
1
19
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
27
2
19
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
28
1
20
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
29
2
20
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2A
1
21
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2B
2
21
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2C
1
22
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2D
2
22
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2E
1
23
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2F
2
23
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Copyright © 2006–2016, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
47
Product Folder Links: DIX4192



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com