công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PP001072 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện PP001072
Giải thích chi tiết về linh kiện  FR-PVC Power and Control Cable
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

PP001072 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  PP001072 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers PP001072 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers PP001072 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.element14.com
www.farnell.com
www.newark.com
www.cpc.co.uk
Page <2>
V1.1
23/09/15
NYY-J Unshielded Multicore
FR-PVC Power and Control Cable
Dimensions:
Part Number
No. of
Cores
Nominal Cross
Sectional Area
mm²
Nominal Thickness
of Insulation
mm
Nominal Thickness
of Sheath
mm
Nominal Overall
Diameter
mm
Nominal Weight
kg/km
PP001064
3
1.5
0.8
1.8
10.4
166
PP001065
2.5
0.8
11.3
212
PP001066
4
1
13.1
299
PP001067
4
1.5
0.8
11.6
198
PP001068
2.5
0.8
12.1
252
PP001069
4
1
14
355
PP001070
6
1
15.4
465
PP001071
5
1.5
0.8
12
232
PP001072
2.5
0.8
13.1
302
PP001073
4
1
15.2
428
Conductors
Class 1 Solid Conductors for Multi-Core Cables
Nominal Cross
Sectional Area
mm²
Max. Resistance of Conductor at 20ºC
Circular, Annealed Copper Conductor
Plain Wires
Ω / km
1.5
12.1
2.5
7.41
4
4.61
6
3.08
Electrical Characteristics:
Current Carrying Capacity
No. of
Cores
Nominal Cross
Sectional Area
mm²
Current Carrying Capacity
In Duct
Amps
In Air
Amps
3
1.5
26
18
2.5
34
25
4
44
34



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com