công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393AP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM393AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Differential Comparators
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM393AP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM393AP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
-1
0
1
2
3
4
5
6
-0.3
0
0.25 0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25
t – Time – µs
Overdrive = 5 mV
Overdrive = 100 mV
Overdrive = 20 mV
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
100
IO – Output Sink Current – mA
T = –55°C
A
T = 25°C
A
T = 125°C
A
-1
0
1
2
3
4
5
6
-0.3
0
0.25 0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25
t – Time – µs
Overdrive = 5 mV
Overdrive = 100 mV
Overdrive = 20 mV
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0
5
10
15
20
25
30
35
VCC – Supply Voltage – V
T = –55°C
A
T = 0°C
A
T = 25°C
A
T = 70°C
A
T = 125°C
A
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
5
10
15
20
25
30
35
VCC – Supply Voltage – V
T = –55°C
A
T = 0°C
A
T = 25°C
A
T = 70°C
A
T = 125°C
A
LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005Y – OCTOBER 1979 – REVISED JUNE 2015
www.ti.com
6.9 Typical Characteristics
Figure 1. Supply Current vs Supply Voltage
Figure 2. Input Bias Current vs Supply Voltage
Figure 4. Response Time for Various Overdrives
Figure 3. Output Saturation Voltage
Negative Transition
Figure 5. Response Time for Various Overdrives
Positive Transition
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1979–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com