công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM7322MA/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM7322MA/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM7322MA/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM7322MA/NOPB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 39 page
background image
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
4.5
VS (V)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
125°C
85°C
25°C
-40°C
VCM = V
+
-0.5V
0
10
20
30
40
0
0.5
1
1.5
2
2.5
VS (V)
VCM = V
+
-0.5V
125°C
85°C
25°C
-40°C
5
15
25
35
0
10
20
30
40
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
VS (V)
125°C
85°C
25°C
-40°C
VCM = V
-
+0.5V
5
15
25
30
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0
4.5
VCM (V)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
25°C
85°C
25°C
-40°C
VS = ±15V
85°C
-6
-4
-2
0
2
4
6
VCM (V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
125°C
25°C
-40°C
VS = ±5V
-20 -15
-10
-5
0
5
10
15
20
VCM (V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
VS = ±15V
125°C
85°C
25°C
-40°C
LM7321, LM7322
www.ti.com
SNOSAW8E – MAY 2008 – REVISED SEPTEMBER 2015
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified: TA = 25°C.
Figure 31. IS vs. VCM (LM7322)
Figure 32. IS vs. VCM (LM7321)
Figure 33. IS vs. VCM (LM7322)
Figure 34. IS vs. VS (LM7321)
Figure 36. IS vs. VS (LM7321)
Figure 35. IS vs. VS (LM7322)
Copyright © 2008–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
15
Product Folder Links: LM7321 LM7322



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com