công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CT4Y-2P2 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CT4Y-2P2
Giải thích chi tiết về linh kiện  programmable counter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CT4Y-2P2 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button CT4Y-2P2 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers CT4Y-2P2 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers CT4Y-2P2 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers CT4Y-2P2 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers CT4Y-2P2 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers CT4Y-2P2 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers CT4Y-2P2 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers CT4Y-2P2 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers CT4Y-2P2 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 28 page
background image
J27=
f5XVV]WSMK\SXW VXNO
eBKZKVO\OZ [O\\SWQ
e3YYUSMK\SXW XP [a[\OV XZQKWSbK\SXW
e5XVV]WSMK\SXW MXW\ZXU XZNOZSWQ
LI fqn lwuu}vrlj|rwv un|qwm r{ `wmk}{ dfgEc]H`WgeHNKKHdZhI^FI
MI Vo|nz L{nlI wo xw*nz {}xxt, rv|w |qn qrpq wzmnz {,{|nuGr| {|jz|{ |w lwuu}vrlj|nI
NI ]vr|rjt lwuu}vrlj|rwv *rtt kn {|jz|nm k, |qn qrpq wzmnz {,{|nuI iqnv j lwuujvm lwun{ w}| ozwu |qn qrpq
wzmnz {,{|nuGXf {nzrn{ *rtt zn{xwvmI
A.0/
Cigjnm`k
RqD 2 RqD
TqD 2 TqD
GND2GND
GND
V.67279VDC/
A.0/ B.2/
CT S`kd`l
u*,
B.2/
A.0/
CT S`kd`l
u-+
mmm
T`kgdh\f k`ldlm\h^`
DE,-,5
DE.2/
A.0/ B.2/
CT S`kd`l
u*+
A.0/ B.2/
CT S`kd`l
u-*
RS787C C\]f`
B.2/
OFF
ON
4x|y
3xzy
.]| r{ znlwuunvmnm |w }{n lwuu}vrlj|rwv lwv~nz|nzGdeOSP |w enzrjt lwv~nz|nzEeX`HNS]G{wtm {nxjzj|nt,FG
geW |w deOSP lwv~nz|nzEeX`HgeOS]G{wtm {nxjzj|nt,FI ctnj{n }{n j xzwxnz |*r{| xjrz owz deOSP lwuu}vrlj|rwvI
.
e`r? Ti l`f`^m l`mmdhb gi_`1
ik
e`r? Ti ^c\hb` l`mmdhb o\fn`/
EO\\SWQ VXNO
Cig3 \__k`ll
.
TWWd/
vS`mmdhb k\hb` ia ^ig3 \__k`ll? 6 mi 67<
vIa mc` l\g` \__k`ll dl \jjfd`_ _nkdhb
gnfmd^ig31 dm pdff him pike ^ikk`^mfr3
Cig3 lj``_
.
Ube/
Cig3 j\kdmr
.
bdfj/
Cig3 lmij ]dm
.
efb/
R`ljihl`
p\dmdhb mdg`
.
desf/
Cig3 pkdm`
.
Vaoi/
vX`T ? P`kgdml ^ig3 pkdm`.Eh\]f`/
W\eT ? Pkicd]dml ^ig3 pkdm`.Ddl\]f`/
LM
v795549=554>;5546>75548=955]jl
v`a`X? Nih`
XhX`? Eo`h hng]`k
aWW? O__ hng]`k
7955]jl
9=55]jl
>;55]jl
6>755]jl
8=955]jl
6;gl mi >>gl
=gl mi >>gl
:gl mi >>gl
:gl mi >>gl
:glmi >>gl
vS`mmdhb k\hb` \^^ik_dhb mi ^ig3 lj``_3
:X_ \X [O\
MO
OR
SQ LSM
NRO
`a`X
XhX`
aWW
X`T
W\eT
? Ti lcdam af\lcdhb _dbdml ia Cig3 \__k`ll3
? Ti ^c\hb` mc` af\lcdhb _dbdml3
? Ti lcdam af\lcdhb _dbdml jildmdih ia
^ig3 k`ljihl` p\dmdhb mdg`3
? Ti ^c\hb` mc` af\lcdhb _dbdml jildmdih
o\fn`3
CT S`kd`l
A
B
C
Ujj`k lrlm`g
vA y Mdh3 6l`^3 \am`k \jjfrdhb jip`k
By
Cy Mdh3 75gl
8=955]jl? Ajjkiq3 6gl3
6>755]jl? Ajjkiq3 7gl3
>;55]jl? Ajjkiq3 9gl3
9=55]jl? Ajjkiq3 =gl3
7955]jl? Ajjkiq3 6;gl3
BZXQZKVVKLUO 5X]W\OZ~FSVOZ
x4y
8SLOZ
XY\SM
[OW[XZ
xAy
EOW[XZ
MXW\ZXUUOZ
x7y
BZO[[]ZO
[OW[XZ
x8y
DX\KZa
OWMXNOZ
x@y
6S[YUKa
]WS\
x;y
EED~
BX_OZ
MXW\ZXUUOZ
xBy
E_S\MRSWQ
YX_OZ
[]YYUa
x6y
BZX`SVS\a
[OW[XZ
xCy
E\OYYSWQ
VX\XZ v
6ZS^OZ v
5XW\ZXUUOZ
xDy
9ZKYRSM~
>XQSM
YKWOU
x?y
FKMRX~
EYOON~
B]U[O
VO\OZ
x>y
BKWOU
VO\OZ
x3y
BRX\X
OUOM\ZSM
[OW[XZ
xEy
8SOUN
WO\_XZT
NO^SMO
x5y
6XXZ~3ZOK
[OW[XZ
x9y
5XWWOM\XZ~
EXMTO\
x:y
FOVY}
MXW\ZXUUOZ
x<y
5X]W\OZ
x=y
FSVOZ
xFy
BZXN]M\SXW
[\XYYKQO
VXNOU[ v
ZOYUKMOVOW\



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com