công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSP100-50GUB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - FSP TECHNOLOGY INC.

tên linh kiện FSP100-50GUB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Desktop, Mini-itx
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FSP [FSP TECHNOLOGY INC.]
Trang chủ  http://www.fsp-group.com/
Logo FSP - FSP TECHNOLOGY INC.

FSP100-50GUB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - FSP TECHNOLOGY INC.

  FSP100-50GUB Datasheet HTML 1Page - FSP TECHNOLOGY INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
DESCRIPTION
This is the specification of Model FSP100-50GUB ; AC -line
powered switching power supply with active PFC (Power
Factor C orrection) circuit, meet EN61000-3-2 and with Full
Range Input features. Also, +5Vsb power is less than
0.5Winput at power off mode (PS_ON input at high state)
which is comply with ErP Lot 6 year 2013 requirement.
APPLICATION
Desktop, Mini-itx
W ATTAGE
Wattage:
100W
DIMENSION
Dimension:
150mm(L) x 81.5mm(W) x
40mm(H)
PRODUCT HIGHLIGHT
Efficiency Lev el:
78%
Erp Lot:
<0.5W
Input Voltage:
100~240Vac
INPUT SPECIFICATION
Input Range:
100-240 Vac
Input F requency :
47-63 Hz
Input Current:
115V@ < 1.5 Amps – rms
230V@ < 1.0 Amps – rms
OUTPUT SPECIFICATION
Output Rise Time:
+ 3.3Vdc : 20ms Maximum
+ 5 Vdc : 20ms Maximum
+ 12 Vdc : 20ms Maximum
+ 5 Vsb : 25ms Maximum
- 12 Vdc : 20ms Maximum
SAFETY STANDARD APPAOVAL
GENERAL SPECIFICATION
Efficiency :
78%
PWOK Delay Time: 500ms > PWOK > 100ms
EMC Performance: EN55022 class B
EN55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ENVIRONMENTAL SPECIFICATION
TEMP.Range:
Operating Temperature:10°C to
+50°C
Storage Temperature: -20°C to +
80
MTBF :
The power supply reliability, when
calculated by MIL-HDBK-217; latest
revision, are exceed 100,000 hours
with all output at maximum load and
an ambient temperature of 25.
*Output Voltage and C urrent Rating
+3.3V
+5V
+12V1
-12V
-5V
Ripple-Noise(R-P) mV
70mV
70mV
150mV
150mV
70mV
Regulation Load %
±5%
±5%
±5%
±10%
±5%
Output Max.(A)
12A
14A
7.5A
0.3A
2A
Output Min.(A)
0.3A
0.3A
0.08A
0A
0A
NOTES
(1)+3.3V & +5V tatol output not exceed 75W.
(2)Total output continuous shall not exceed 100W.
T his co nte nt is subje ct to cha nge , ple a se re fe r to spe cifica tio n fo r m o re de ta il.
FSP re se rve the right to cha nge the co nte nt witho ut prio r no tice
PC PSU
FSP100-50GUB


Số phần tương tự - FSP100-50GUB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sparkle Power Inc.
FSP100-50GLT SPI-FSP100-50GLT Datasheet
694Kb / 1P
Complied with TFX12V standard
More results

Mô tả tương tự - FSP100-50GUB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AMI200-8 ETC2-AMI200-8 Datasheet
890Kb / 2P
Mini-ITX system with IBASE MI910E Mini-ITX motherboard
logo
AAEON Technology
EMB-H61A AAEON-EMB-H61A Datasheet
432Kb / 2P
Mini-ITX Embedded Motherboard
logo
Advantech Co., Ltd.
EPC-T2285 ADVANTECH-EPC-T2285 Datasheet
595Kb / 2P
Thin barebone system with desktop low profile Mini-ITX motherboard
logo
VIA Technologies, Inc.
EPIA-M910 VIA-EPIA-M910 Datasheet
824Kb / 3P
Mini-ITX Series
EPIA-M920 VIA-EPIA-M920 Datasheet
779Kb / 2P
Mini-ITX Series
VB7009 VIA-VB7009 Datasheet
929Kb / 2P
Mini-ITX Series
logo
Adlink Technology Inc.
AMITX-CF-G ADLINK-AMITX-CF-G Datasheet
544Kb / 4P
Mini-ITX Embedded with Desktop Processor
AMITX-HL-G ADLINK-AMITX-HL-G Datasheet
386Kb / 4P
Mini-ITX Embedded Board with Desktop Processor
AMITX-SL-G ADLINK-AMITX-SL-G Datasheet
294Kb / 4P
Mini-ITX Embedded Board with Desktop Processor
logo
DFI Inc
DT122 DFI-DT122 Datasheet
2Mb / 4P
Desktop Chassis for Mini-ITX
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com