| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SSW-LLG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - DOMINANT Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSW-LLG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - DOMINANT Semiconductors |
|
3 / 15 page ![]() 0 38 0.4 0.42 0.44 E3 E4 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 A3 A4 A1 C2 C3 C4 C1 E2 E4 E1 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 V2 V3 V4 V1 A2 0.16 0.18 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 09/01/2015 V5.0 3 InGaN White S-Spice : SSW-LLG DOMINANT Opto Technologies Innovating Illumination TM Bin V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 0.2525 0.2318 0.2525 0.2143 0.2650 0.2525 0.2650 0.2350 0.2775 0.2732 0.2775 0.2557 0.2900 0.2939 0.2900 0.2764 0.3025 0.3146 0.3025 0.2971 0.3150 0.3354 0.3150 0.3179 Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy Cx Cy 0.2650 0.2525 0.2650 0.2350 0.2775 0.2732 0.2775 0.2557 0.2900 0.2939 0.2900 0.2764 0.3025 0.3146 0.3025 0.2971 0.3150 0.3354 0.3150 0.3179 0.3275 0.3561 0.3275 0.3386 0.2650 0.2700 0.2650 0.2525 0.2775 0.2907 0.2775 0.2732 0.2900 0.3114 0.2900 0.2939 0.3025 0.3321 0.3025 0.3146 0.3150 0.3529 0.3150 0.3354 0.3275 0.3736 0.3275 0.3561 0.2525 0.2493 0.2525 0.2318 0.2650 0.2700 0.2650 0.2525 0.2775 0.2907 0.2775 0.2732 0.2900 0.3114 0.2900 0.2939 0.3025 0.3321 0.3025 0.3146 0.3150 0.3529 0.3150 0.3354 Dominant White Bin Structure Wavelength Grouping Chromaticity coordinate groups are measured with an accuracy of ± 0.01. 1 2 3 4 For this color bin selection, part number will be SSW-LLG-xxxx-1 |