công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ELM613DA bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ELM Electronics

tên linh kiện ELM613DA
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A, 20V, 550kHz, synchronous step-down DC/DC converter
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELM [ELM Electronics]
Trang chủ  http://www.elmelectronics.com
Logo ELM - ELM Electronics

ELM613DA bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ELM Electronics

Back Button ELM613DA Datasheet HTML 3Page - ELM Electronics ELM613DA Datasheet HTML 4Page - ELM Electronics ELM613DA Datasheet HTML 5Page - ELM Electronics ELM613DA Datasheet HTML 6Page - ELM Electronics ELM613DA Datasheet HTML 7Page - ELM Electronics ELM613DA Datasheet HTML 8Page - ELM Electronics ELM613DA Datasheet HTML 9Page - ELM Electronics ELM613DA Datasheet HTML 10Page - ELM Electronics ELM613DA Datasheet HTML 11Page - ELM Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
11
Rev.1.3
11 -
ELM613DA 2A, 20V, 550kHz, synchronous step-down DC/DC converter
5
10
15
20
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0
Iout=1000mA
Iout=100mA
Iout=10mA
Vin (V)
Vout-Vin
• V=5.0V
0.1
1
10
100
1000 10000
0
20
40
60
80
100
EFFICIENCY-Iout
Iout (mA)
Vin=12V
-40 -20
0
20
40
60
80
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
Top (°C)
Vin=12V, Iout=100mA
Vfb-Top
0.1
1
10
100
1000 10000
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Vout-Iout
Iout (mA)
Vin=12V
4
2
0
Load Transient Response
Time (4ms/div)
Start Response
Vin=12V, No load
2
1
0
Vin=12V, Iout=1mA~1A
5.5
5.0
1.0
0.5
0
Time (100µs/div)
6
6.0
4.5
• Vout=5.0V : Cin=10µF, Cout=22µF, L=10µH, R1=30K R2=6.8K R3=15K
C1=3.3nF, C2=0.1µF, C3=10nF, Top=25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com