| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SM6702 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nippon Precision Circuits Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SM6702 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nippon Precision Circuits Inc |
|
2 / 10 page ![]() SM6702 series NIPPON PRECISION CIRCUITS—2 PINOUT (Top view) SM6702 −××HA(SOT23−3) SM6702 −××HB(SOT89−3) PIN DESCRIPTION PACKAGE DIMENSIONS (Unit : mm) SM6702 −××HA(SOT23−3) SM6702 −××HB(SOT89−3) 12 3 2 1 23 Number Name Description SM6702 −××H A SM6702 −××HB 1 1 V S S G round 2 3 L X Switching pin 3 2 O U T Output (device supply pin) 0.4 ± 0.1 2.9 ± 0.2 0.95 0.95 0.2 M 0 to 15 0.15 ± 0.1 1.5 1.5 1.55 ± 0.15 4.5 ± 0.1 φ 1.0 (8 ) 0.42 ± 0.1 0.42 ± 0.1 0.47 ± 0.1 0.4 ± 0.1 1.5 ± 0.1 0.1 ± 0.05 (8 ) 0.37 ± 0.1 |