công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM03 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diotech Company.

tên linh kiện SM03
Giải thích chi tiết về linh kiện  STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY / ESD ARRAY
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTECH [Diotech Company.]
Trang chủ  http://www.kdiode.com
Logo DIOTECH - Diotech Company.

SM03 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diotech Company.

  SM03 Datasheet HTML 1Page - Diotech Company. SM03 Datasheet HTML 2Page - Diotech Company. SM03 Datasheet HTML 3Page - Diotech Company. SM03 Datasheet HTML 4Page - Diotech Company.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SM03 THRU SM36
STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY / ESD ARRAY
DIVICE CHARACTERISTIC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER LINE @ 25°C Unless Otherwise Specified
PART NUMBER
VRWM
(V)
(max.)
VB
(V)
(min.)
IT
(mA)
VC
@1mA
(max.)
VC
(max.)
(@A)
IR
(μA)
(max.)
CT
(pF)
(max.)
SM03
3.3
4.0
6.0
8.5
13.3
16.7
26.7
1
1
1
1
1
1
6.5
9.8
13.4
19
24
43
10.9
13.5
16.9
25.9
30
49
20
17
12
11
10
7
100
10
5
1
1
1
400
300
250
150
100
88
5
8
12
15
24
SM05
SM08
SM12
SM15
SM24
@8/20μs
SM36
36
40.0
1
51
60
1
76.8
5
td
500W, 8/20µs Waveform
0.1
1
10
100
1,000
10,000
10
100
1,000
10,000
●
Electrical Characteristics Curve
Peak Pulse Power VS Pulse Time



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com