| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8260VR bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8260VR bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Motorola, Inc |
|
39 / 48 page ![]() MOTOROLA MPC826xA (HiP4) Family Hardware Specifications 39 Pinout PB5/FCC3_TXD2/FCC2_UT8_RXD1/L1TSYNCA2/L1GNTA2 AD262 PB6/FCC3_TXD1/FCC2_UT8_RXD2/L1RXDA2/L1RXD0A2 AD252 PB7/FCC3_TXD0/FCC3_TXD/FCC2_UT8_RXD3/L1TXDA2/L1TXD0A2 AE262 PB8/FCC2_UT8_TXD3/FCC3_RXD0/FCC3_RXD/TXD3/L1RSYNCD1 AH272 PB9/FCC2_UT8_TXD2/FCC3_RXD1/L1TXD2A2/L1TSYNCD1/L1GNTD1 AG242 PB10/FCC2_UT8_TXD1/FCC3_RXD2/L1RXDD1 AH242 PB11/FCC3_RXD3/FCC2_UT8_TXD0/L1TXDD1 AJ242 PB12/FCC3_MII_CRS/L1CLKOB1/L1RSYNCC1/TXD2 AG222 PB13/FCC3_MII_COL/L1RQB1/L1TSYNCC1/L1GNTC1/L1TXD1A2 AH212 PB14/FCC3_MII_TX_EN/RXD3/L1RXDC1 AG202 PB15/FCC3_MII_TX_ER/RXD2/L1TXDC1 AF192 PB16/FCC3_MII_RX_ER/L1CLKOA1/CLK18 AJ182 PB17/FCC3_MII_RX_DV/L1RQA1/CLK17 AJ172 PB18/FCC2_UT8_RXD4/FCC2_RXD3/L1CLKOD2/L1RXD2A2 AE142 PB19/FCC2_UT8_RXD5/FCC2_RXD2/L1RQD2/L1RXD3A2 AF132 PB20/FCC2_UT8_RXD6/FCC2_RXD1/L1RSYNCD2/L1TXD1A1 AG122 PB21/FCC2_UT8_RXD7/FCC2_RXD0/FCC2_RXD/L1TSYNCD2/L1GNTD2/ L1TXD2A1 AH112 PB22/FCC2_UT8_TXD7/FCC2_TXD0/FCC2_TXD/L1RXD1A1/L1RXDD2 AH162 PB23/FCC2_UT8_TXD6/FCC2_TXD1/L1RXD2A1/L1TXDD2 AE152 PB24/FCC2_UT8_TXD5/FCC2_TXD2/L1RXD3A1/L1RSYNCC2 AJ92 PB25/FCC2_UT8_TXD4/FCC2_TXD3/L1TSYNCC2/L1GNTC2/L1TXD3A1 AE92 PB26/FCC2_MII_CRS/FCC2_UT8_TXD1/L1RXDC2 AJ72 PB27/FCC2_MII_COL/FCC2_UT8_TXD0/L1TXDC2 AH62 PB28/FCC2_MII_RX_ER/FCC2_RTS/L1TSYNCB2/L1GNTB2/TXD1 AE32 PB29/FCC2_UTM_RXCLAV/FCC2_UTS_RXCLAV/L1RSYNCB2/ FCC2_MII_TX_EN AE22 PB30/FCC2_MII_RX_DV/FCC2_UT_TXSOC/L1RXDB2 AC52 PB31/FCC2_MII_TX_ER/FCC2_UT_RXSOC/L1TXDB2 AC42 PC0/DREQ1/BRGO7/SMSYN2/L1CLKOA2 AB262 PC1/DREQ2/BRGO6/L1RQA2 AD292 PC2/FCC3_CD/FCC2_UT8_TXD3/DONE2 AE292 PC3/FCC3_CTS/FCC2_UT8_TXD2/DACK2/CTS4 AE272 PC4/FCC2_UTM_RXENB/FCC2_UTS_RXENB/SI2_L1ST4/FCC2_CD AF272 PC5/FCC2_UTM_TXCLAV/FCC2_UTS_TXCLAV/SI2_L1ST3/FCC2_CTS AF242 PC6/FCC1_CD/L1CLKOC1/FCC1_UTM_RXADDR2/FCC1_UTS_RXADDR/ FCC1_UTM_RXCLAV1 AJ262 Table 19. Pinout List (Continued) Pin Name Ball |