công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29F016D-120F4EB bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29F016D-120F4EB
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Megabit (2 M x 8-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Uniform Sector Flash Memory
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29F016D-120F4EB bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 23Page - Advanced Micro Devices AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 24Page - Advanced Micro Devices AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 25Page - Advanced Micro Devices AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 26Page - Advanced Micro Devices AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 27Page - Advanced Micro Devices AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 28Page - Advanced Micro Devices AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 29Page - Advanced Micro Devices AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 30Page - Advanced Micro Devices AM29F016D-120F4EB Datasheet HTML 31Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 45 page
background image
26
Am29F016D
DC CHARACTERISTICS
TTL/NMOS Compatible
CMOS Compatible
Notes for DC Characteristics (both tables):
1. The ICC current is typically less than 1 mA/MHz, with OE# at VIH.
2. ICC active while Embedded Program or Embedded Erase algorithm is in progress.
3. Not 100% tested.
4. For CMOS mode only ICC3, ICC4 = 20 µA at extended temperature (>+85°C).
Parameter
Symbol
Parameter Description
Test Description
Min
Typ
Max
Unit
ILI
Input Load Current
VIN = VSS to VCC, VCC = VCC Max
±1.0
µA
ILIT
A9 Input Load Current
VCC = VCC Max, A9 = 12.5 V
50
µA
ILO
Output Leakage Current
VOUT = VSS to VCC, VCC = VCC Max
±1.0
µA
ICC1
VCC Read Current (Note 1)
CE# = VIL, OE# = VIH
25
40
mA
ICC2
VCC Write Current (Notes 2, 3)
CE# = VIL, OE# = VIH
40
60
mA
ICC3
VCC Standby Current
(CE# Controlled)
VCC = VCC Max, CE# = VIH,
RESET# = VIH
0.4
1.0
mA
ICC4
VCC Standby Current
(RESET# Controlled)
VCC = VCC Max, RESET# = VIL
0.4
1.0
mA
VIL
Input Low Level
–0.5
0.8
V
VIH
Input High Level
2.0
VCC + 0.5
V
VID
Voltage for Autoselect and Sector
Protect
VCC = 5.0 V
11.5
12.5
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 12 mA, VCC = VCC Min
0.45
V
VOH
Output High Level
IOH = –2.5 mA VCC = VCC Min
2.4
V
VLKO
Low VCC Lock-out Voltage
3.2
4.2
V
Parameter
Symbol
Parameter Description
Test Description
Min
Typ
Max
Unit
ILI
Input Load Current
VIN = VSS to VCC, VCC = VCC Max
±1.0
µA
ILIT
A9 Input Load Current
VCC = VCC Max, A9 = 12.5 V
50
µA
ILO
Output Leakage Current
VOUT = VSS to VCC, VCC = VCC Max
±1.0
µA
ICC1
VCC Read Current (Note 1)
CE# = VIL, OE# = VIH
25
40
mA
ICC2
VCC Write Current (Notes 2, 3)
CE# = VIL, OE# = VIH
30
40
mA
ICC3
VCC Standby Current
(CE# Controlled) (Note 4)
VCC = VCC Max, CE# = VCC ± 0.5 V,
RESET# = VCC ± 0.5 V
15
µA
ICC4
VCC Standby Current
(RESET# Controlled) (Note 4)
VCC = VCC Max,
RESET# = VSS ± 0.5 V
15
µA
VIL
Input Low Level
–0.5
0.8
V
VIH
Input High Level
0.7x VCC
VCC + 0.3
V
VID
Voltage for Autoselect
and Sector Protect
VCC = 5.0 V
11.5
12.5
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 12 mA, VCC = VCC Min
0.45
V
VOH1
Output High Voltage
IOH = –2.5 mA, VCC = VCC Min
0.85 VCC
V
VOH2
IOH = –100 µA, VCC = VCC Min
VCC – 0.4
V
VLKO
Low VCC Lock-out Voltage
3.2
4.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com