công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP100NA/3KG4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMP100NA/3KG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMP100NA/3KG4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMP100NA/3KG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 30 page
background image
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
SCL Frequency (Hz)
10k
100k
1M
10M
125°C
FAST MODE
Hs MODE
−55°C
−55°C
125°C
25°C
25 °C
400
350
300
250
Temperature (°C)
−60
−40 −20
0
20
40
60
80
100
120
140
V+ = 5 V
V+ = 2.7 V
NOTE: 12−bit resolution.
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Temperature (°C)
−60
−40 −20
0
20
40
60
80
100
120
140
3 Typical Units
NOTE: 12−bit resolution.
70
60
50
40
30
Temperature (°C)
−60
−40 −20
0
20
40
60
80
100
120
140
Serial Bus Inactive
V+ = 5 V
V+ = 27 V
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
Temperature ( C)
°
−60
−40 −20
0
20
40
60
80
100
120
140
TMP100, TMP101
www.ti.com
SBOS231I – JANUARY 2002 – REVISED NOVEMBER 2015
6.7 Typical Characteristics
At TA = 25°C and V+ = 5 V, unless otherwise noted.
Figure 1. Quiescent Current vs Temperature
Figure 2. Shutdown Current vs Temperature
Figure 3. Conversion Time vs Temperature
Figure 4. Temperature Accuracy vs Temperature
Figure 5. Quiescent Current With Bus Activity vs Temperature
Copyright © 2002–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: TMP100 TMP101



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com