công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VT3045CHM3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VT3045CHM3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Low-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VT3045CHM3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  VT3045CHM3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VT3045CHM3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VT3045CHM3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VT3045CHM3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VT3045CHM3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
VT3045C-M3, VIT3045C-M3, VT3045CHM3, VIT3045CHM3
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 21-Nov-13
3
Document Number: 89350
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics Per Diode
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics Per Diode
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance Per Diode
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance Per Diode
Instantaneous Forward Voltage (V)
0
0.2
0.4
0.7
100
10
1
0.1
T
A = 150 °C
T
A = 125 °C
T
A = 100 °C
T
A = 25 °C
0.6
0.1
0.3
0.5
20
40
60
80
100
1
0.1
0.01
0.001
100
10
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
A = 150 °C
T
A = 25 °C
T
A = 100 °C
T
A = 125 °C
100
10 000
100 000
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
1000
10
0.1
0.01
0.1
1
10
100
t - Pulse Duration (s)
Junction to Case
1



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com