công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VT3045CBP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VT3045CBP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench MOS Barrier Schottky Rectifier for PV Solar Cell Bypass Protection
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VT3045CBP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  VT3045CBP_15 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VT3045CBP_15 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VT3045CBP_15 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VT3045CBP_15 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
VT3045CBP
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 20-Aug-15
2
Document Number: 89365
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
(1) Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle
(2) Pulse test: Pulse width
 40 ms
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (TA = 25 °C unless otherwise noted)
Fig. 1 - Maximum Forward Current Derating Curve
Fig. 2 - Forward Power Loss Characteristics Per Diode
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
SYMBOL
TYP.
MAX.
UNIT
Instantaneous forward voltage per diode
IF = 5 A
TA = 25 °C
VF (1)
0.42
-
V
IF = 7.5 A
0.44
-
IF = 15 A
0.49
0.57
IF = 5 A
TA = 125 °C
0.30
-
IF = 7.5 A
0.33
-
IF = 15 A
0.39
0.48
Reverse current per diode
VR = 45 V
TA = 25 °C
IR (2)
-
2000
μA
TA = 125 °C
17
50
mA
THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
VT3045CBP
UNIT
Typical thermal resistance
per diode
RJC
1.6
°C/W
per device
0.85
ORDERING INFORMATION (Example)
PACKAGE
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PACKAGE CODE
BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
TO-220AB
VT3045CBP-M3/4W
1.89
4W
50/tube
Tube
15
20
25
30
35
0
5
10
15
100
120
140
160
180
200
Case Temperature (°C)
DC Forward Current at
Thermal Equilibrium
0
1
6
7
8
9
02
6
10
16
18
Average Forward Current (A)
D = 0.1
D = 0.2
D = 0.3
D = 0.5
D = 0.8
D = 1.0
12
D = t
p/T
t
p
T
3
4
5
2
14
48



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com