công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC245A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74LVC245A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage CMOS Octal Buffer
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74LVC245A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  74LVC245A Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 74LVC245A Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74LVC245A Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74LVC245A Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74LVC245A Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74LVC245A Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74LVC245A Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74LVC245A Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74LVC245A Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
74LVC245A
www.onsemi.com
4
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Conditions
−40 to +85
5C
−40 to +125
5C
Unit
Min
Typ
(Note 3)
Max
Min
Typ
(Note 3)
Max
VIH
HIGH−level input voltage
VCC = 1.2 V
1.08
1.08
V
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.65 x
VCC
0.65 x
VCC
VCC = 2.3 V to 2.7 V
1.7
1.7
VCC = 2.7 V to 3.6 V
2.0
2.0
VIL
LOW−level input voltage
VCC = 1.2 V
0.12
0.12
V
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.35 x
VCC
0.35 x
VCC
VCC = 2.3 V to 2.7 V
0.7
0.7
VCC = 2.7 V to 3.6 V
0.8
0.8
VOH
HIGH−level output voltage
VI = VIH or VIL
V
IO = −100 mA;
VCC = 1.65 V to 3.6 V
VCC
0.2
VCC
0.3
IO = −4 mA; VCC = 1.65 V
1.2
1.05
IO = −8 mA; VCC = 2.3 V
1.8
1.65
IO = −12 mA; VCC = 2.7 V
2.2
2.05
IO = −18 mA; VCC = 3.0 V
2.4
2.25
IO = −24 mA; VCC = 3.0 V
2.2
2.0
VOL
LOW−level output voltage
VI = VIH or VIL
V
IO = 100 mA;
VCC = 1.65 V to 3.6 V
0.2
0.3
IO = 4 mA; VCC = 1.65 V
0.45
0.65
IO = 8 mA; VCC = 2.3 V
0.6
0.8
IO = 12 mA; VCC = 2.7 V
0.4
0.6
IO = 24 mA; VCC = 3.0 V
0.55
0.8
II
Input leakage current
VI = 5.5 V or GND
VCC = 3.6 V
±0.1
±5
±0.1
±20
mA
IOZ
OFF−state output current
VI = VIH or VIL; VO = 5.5 V or
GND; VCC = 3.6 V
±0.1
±5
±0.1
±20
mA
IOFF
Power−off leakage current
VI or VO = 5.5 V; VCC = 0 V
±0.1
±10
±0.1
±20
mA
ICC
Supply current
VI = VCC or GND; IO = 0 A;
VCC = 3.6 V
0.1
10
0.1
40
mA
ICC
Additional supply current
per input pin; VI = VCC − 0.6 V;
IO = 0 A; VCC = 2.7 V to 3.6 V
5
500
5
5000
mA
Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.
3. All typical values are measured at TA = 25°C and VCC = 3.3 V, unless stated otherwise.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com