công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDT3255G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

tên linh kiện CDT3255G
Giải thích chi tiết về linh kiện  訝됧?LED 雍멨눣?㎩댍IC
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Trang chủ  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3255G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3255G Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3255G Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3255G Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
CDT-3255H --- 2
CDT3255G
P. 2
三個 LED 輸出控制 IC
■
應 用 線 路
例 1. 控制 OS 鍵 (觸發鍵)
例 2. 控制 OS 鍵 (觸發鍵)
例 3. 外加 CDS,暗閃
使用說明:
1. OPT 鍵使用功能:
二種速度選擇鍵,空腳閃少圈,接 VSS 閃
多圈。
2. 一直觸動 OS 鍵時,LED 會一直閃動,
不再觸動則閃後自動停止。
3. 當按住 OS 鍵時,LED 閃動停止後不會
再閃。
4. 利用 R 可以調快速度。
5. 控制方式:控制 OS 鍵(觸發鍵)
6. CDS 如此接法靜態電流<5µA,即使 OS 鍵
一直按住 LED 也不會閃。
10
L1
9
L2
8
L3
1
VDD
3
VSS
2
OPT
4
OS
5
TEST
7
OSCI
6
OSCO
CDT3255G
OS
OPT
L3
L2
L1
OS
OPT
L3
L2
L1
R
L3
L2
L1
R
R(5.6K..)
CDS
調 CDS 靈敏度
10
L1
9
L2
8
L3
1
VDD
3
VSS
2
OPT
4
OS
5
TEST
7
OSCI
6
OSCO
CDT3255G
10
L1
9
L2
8
L3
1
VDD
3
VSS
2
OPT
4
OS
5
TEST
7
OSCI
6
OSCO
CDT3255G



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com