| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CDT3155 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CDT3155 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO. |
|
2 / 5 page ![]() CDT-3155 --- 2 1 CDT3155 P. 2 可程式化 LED 輸出控制 IC I IC 打線腳座配置 I 16 PIN DIP 包裝 I IC 腳座功能說明 晶片 包裝 使用符號 功 能 說 明 1 1 Vss 電源負極 2 2 L5 LED5 輸出端 3 3 L4 LED4 輸出端 4 4 L3 LED3 輸出端 5 5 L2 LED2 輸出端 6 6 L1 LED1 輸出端 7 7 MOEN 當有音樂時,MOEN 皆變 High,可接 NPN 晶體推 Motor 8 8 NC NC 9 9 NC NC 10 10 LEN 當有音樂時, LEN 皆變 High,可接 NPN 晶體推 Motor 11 11 MUDET 當有音樂時,MOEN,LEN 皆變 High,可接 NPN 晶體 推 Motor 12 12 MUEN 當 High 時,Flash LED 動作 當 Low 時,Flash LED OFF 14 14 VDD 電源正極 15 15 OSCI 振盪輸入 16 16 OSCO 振盪輸出 2 L5 1 VSS 16 OSCO 3 L4 5 L2 4 L3 10 LEN 14 VDD 11 MUDET CDT3155 15 OSCI 6 L1 7 MOEN 13 TEST 12 VSS OSCO L5 OSCI L4 VDD L3 TEST L2 MUEN L1 MUDET MOEN LEN 16 2 15 3 14 4 13 5 12 6 11 7 10 - - - - 8 9 CDT3155 CHIP SIZE: 1810 X 1770μM IC 底座接 VDD MUEN |