| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPS835L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPS835L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microsemi Corporation |
|
2 / 2 page ![]() MSC1422.PDF 06-07-00 PRELIMINARY UPS835L Electrical Characteristics RATING (Conditions) SYMBOL VALUE UNITS Maximum Instantaneous Forward Voltage (IF = 8 Amps, TC = + 25 °°°°C) (IF = 8 Amps, TC = +125 °°°°C) VF VF 0.51 0.41 Volts Maximum Instantaneous Reverse Current (Rated Vdc, TC = + 25 °°°°C) (Rated Vdc, TC = + 125 °°°°C) IR IR 1.40 35.0 mA MECHANICAL SPECIFICATIONS |