công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE91150 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE91150
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMA Female to SMA Female Right Angle Adapter
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE91150 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE91150 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91150 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91150 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
TECHNICAL DATA SHEET
Plotted and Other Data
Notes:
Values at 25 °C, sea level
SMA Female to SMA Female Right Angle Adapter from Pasternack Enterprises has same day shipment for domestic and
International orders. Our RF, microwave and fiber optic products maintain a 99% availability and are part of the broadest
selection in the industry.
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: SMA Female to SMA Female Right Angle Adapter PE91150
URL:
http://www.pasternack.com/sma-female-sma-female-right-angle-adapter-pe91150-p.aspx
PE91150
PE91150 REV 1.0
SMA Female to SMA Female Right Angle Adapter



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com