công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS8P2L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SS8P2L
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SS8P2L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SS8P2L_15 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SS8P2L_15 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SS8P2L_15 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SS8P2L_15 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SS8P2L_15 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SS8P2L, SS8P3L
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 20-Jan-15
2
Document Number: 89001
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
(1) Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle
(2) Pulse test: Pulse width
 40 ms
Note
(1) Units mounted on recommended PCB 1 oz. pad layout
Note
(1) AEC-Q101 qualified
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
TYP.
MAX.
UNIT
Maximum instantaneous forward voltage
VF (1)
IF = 4.0 A
TA = 25 °C
0.447
-
V
IF = 8.0 A
0.533
0.57
IF = 4.0 A
TA = 125 °C
0.357
-
IF = 8.0 A
0.472
0.49
Maximum reverse current
IR (2)
VR = 30 V
TA = 25 °C
55
200
μA
TA = 125 °C
24
35
mA
Typical junction capacitance
CJ
4.0 V, 1 MHz
330
-
pF
THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
SS8P2L
SS8P3L
UNIT
Typical thermal resistance
RJA (1)
60
°C/W
RJL
3.5
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PREFERRED PACKAGE CODE BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
SS8P3L-M3/86A
0.1
86A
1500
7" diameter plastic tape and reel
SS8P3L-M3/87A
0.1
87A
6500
13" diameter plastic tape and reel
SS8P3LHM3/86A (1)
0.1
86A
1500
7" diameter plastic tape and reel
SS8P3LHM3/87A (1)
0.1
87A
6500
13" diameter plastic tape and reel
SS8P3LHM3_A/H (1)
0.1
H
1500
7" diameter plastic tape and reel
SS8P3LHM3_A/I (1)
0.1
I
6500
13" diameter plastic tape and reel



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com