công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS12 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện FS12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 20~200V Forward Current 1A
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

FS12 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  FS12_15 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics FS12_15 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics FS12_15 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics FS12_15 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
FS12 thru FS1CH
Surface Mount Schottky Rectifier
Reverse Voltage 20~200V Forward Current 1A
Ratings and Characteristics Curves
(TA = 25℃ unless otherwise noted)
Figure 1.Forward Current Derating Curve
Figure 2.Maximum Non‐Repetitive Peak Forward 
Surge Current
Figure 3. Typical Instantaneous Reverse Characteristics 
Figure 4. Typical Junction Capacitance
Figure 5. Typical Instantaneous Forward Characteristics 
www.goodark.com
2/4
2013.12-Rev.A



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com