công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LS163AM bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SN74LS163AM
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD Decade Counters 4?묪it Binary Counters
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SN74LS163AM bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  SN74LS163AM Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SN74LS163AM Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SN74LS163AM Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SN74LS163AM Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SN74LS163AM Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SN74LS163AM Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor SN74LS163AM Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor SN74LS163AM Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
SN74LS161A, SN74LS163A
http://onsemi.com
6
Figure 3.
The positive TC pulse occurs when the outputs are in the (Q0
• Q1 • Q2 • Q3) state for the LS161 and LS163.
OTHER CONDITIONS: CP = PE = CEP = MR = H
1.3 V
tPHL
tPLH
1.3 V
1.3 V
1.3 V
CET
TC
AC WAVEFORMS (continued)
The positive TC pulse is coincident with the output state
(Q0 • Q1 • Q2 • Q3) for the LS161 and LS163.
Figure 4.
OTHER CONDITIONS: PE = CEP = CET = MR = H
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
tPLH
tPHL
CP
TC
The shaded areas indicate when the input is permitted to
change for predictable output performance.
Figure 5.
1.3 V
1.3 V
OTHER CONDITIONS: PE = L, MR = H
CP
1.3 V
1.3 V
1.3 V
ts(H)
ts(L)
th(H) = 0
th(L) = 0
Q0 w Q1 w Q2 w Q3
P0 w P1 w P2 w P3
OTHER CONDITIONS: PE = H, MR = H
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
1.3 V
ts(H)
ts(L)
th(H) = 0
th(L) = 0
ts(H)
th(H) = 0
ts(L)
th(L) = 0
COUNT
HOLD
HOLD
CEP
CP
CET
Q
CP
SR or PE
Q RESPONSE TO PE
RESET
COUNT OR LOAD
Q RESPONSE TO SR
PARALLEL LOAD
(See Fig. 5)
COUNT MODE
(See Fig. 7)
ts(L)
ts(H)
th
(L) = 0
th(H) = 0
1.3 V
1.3 V
Figure 6.
COUNT ENABLE TRICKLE INPUT
TO TERMINAL COUNT OUTPUT DELAYS
CLOCK TO TERMINAL COUNT DELAYS
SETUP TIME (ts) AND HOLD TIME (th)
FOR PARALLEL DATA INPUTS
SETUP TIME (ts) AND HOLD TIME (th) FOR
COUNT ENABLE (CEP) AND (CET) AND
PARALLEL ENABLE (PE) INPUTS
Figure 7.
The shaded areas indicate when the input is permitted to
change for predictable output performance.
1.3 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com