| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPL4700 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPL4700 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microsemi Corporation |
|
2 / 3 page ![]() Microsemi Microwave Products Division 75 Technology Drive, Lowell, MA. 01851, 978-442-5600, Fax: 978-937-3748 Page 2 Copyright 2000 MSC1361.PDF 2000-10-11 MPP4201 – MPP4204, MPL4700 MONOLITHIC MICROWAVE SURFACE MOUNT MICRO-PAK PIN DIODES PRODUCT PREVIEW M I CR O W A V E P RO D UCT S D IV I S IO N DIMENSIONS 0 .04 0" ALL DIMENSION TOLERANCES ARE +- .002" 0.01 6" 0.01 2 " 0.019" 2 PLCS BOTTOM 0.01 1" SIDE TOP CATHODE INDICATOR GOLD PADS 2 PLCS 0.020 " 0.01 5" |