| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CF5746AEA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nippon Precision Circuits Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CF5746AEA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nippon Precision Circuits Inc |
|
2 / 7 page ![]() CF5746 Series NIPPON PRECISION CIRCUITS—2 PAD DIMENSIONS BLOCK DIAGRAM No. L a yout Dimensions (µm) A (ex. BCA) B (BCA) X Y 1 VDD VSS 166 1210 2 VSS VDD 166 882 3 OUT1 AI/SNZ 166 474 4 AI/SNZ AO1 166 228 5 TEST AO2 444 169 6 OUT2 OUT1 1444 169 7 AO (AO1) OUT2 1444 513 8AO (AO2) TEST 1444 1219 9XT XT 1444 1516 10 XT XT 1192 1531 Chip size: 1.61 × 1.70 mm Chip thickness: 400 ± 30 µm Pad size: 100 × 100 µm Chip surface is at VDD potential. (0, 0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X Y XT TEST VSS XT AO(AO1) AO(AO2) OUT1 OUT2 AI/SNZ 4- Stage Divider 11- Stage Divider 4- Stage Divider AO Duty Control Snooze Counter Output Control Input Control Alarm Out VDD CD |