công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE91195 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE91195
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.1 - 9.5 Mini DIN Male to 4.1 - 9.5 Mini DIN Female Adapter IP67 Mated
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE91195 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE91195 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91195 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91195 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1
TECHNICAL DATA SHEET
Configuration
Connector 1
4.1/9.5 Mini DIN Male
Impedance 1
50 Ohms
Connector 2
4.1/9.5 Mini DIN Female
Impedance 2
50 Ohms
Adapter Design
Standard
Body Style
Straight
Electrical Specifications
Frequency Range
DC to 6 GHz
Maximum VSWR
1.25:1
Frequency 1
Frequency, GHz
DC to 3
VSWR
1.1:1
Frequency 2
Frequency, GHz
3 to 4
VSWR
1.15:1
Mechanical Specifications
Size
Length, in [mm]
1.76 [44.7]
.
Connector 1
Type
4.1/9.5 Mini DIN Male
Mating Cycles
500
Inner Conductor Material and Plating
Beryllium Copper, Gold
Coupling Nut Material and Plating
Brass, Tri-Metal
Hex Size, mm
22
Torque, in-lbs [Nm]
90 [10.17]
Body Material and Plating
Brass, Tri-Metal
Dielectric Type
PTFE
Connector 2
Type
4.1/9.5 Mini DIN Female
Mating Cycles
500
Inner Conductor Material and Plating
Beryllium Copper, Gold
Body Material and Plating
Brass, Tri-Metal
Dielectric Type
PTFE
Environmental Specifications
Temperature
Operating Range
-55 to +120 deg C
Ingress Protection
IP67 Mated
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: 4.1/9.5 Mini DIN Male to 4.1/9.5 Mini DIN Female Adapter IP67 Mated PE91195
PE91195
PE91195 REV 1.0
4.1/9.5 Mini DIN Male to 4.1/9.5 Mini DIN
Female Adapter IP67 Mated


Số phần tương tự - PE91195

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9119 PASTERNACK-PE9119 Datasheet
199Kb / 1P
SMC PLUG TO SMC JACK
PE91190 PASTERNACK-PE91190 Datasheet
373Kb / 3P
7 - 16 DIN Male to 7 - 16 DIN Male Adapter IP67 Mated
PE91191 PASTERNACK-PE91191 Datasheet
375Kb / 3P
7 - 16 DIN Male to 7 - 16 DIN Female Adapter IP67 Mated
PE91192 PASTERNACK-PE91192 Datasheet
373Kb / 3P
7 - 16 DIN Female to 7 - 16 DIN Female Adapter IP67 Mated
PE91193 PASTERNACK-PE91193 Datasheet
364Kb / 3P
Bulkhead 7 - 16 DIN Female to 7 - 16 DIN Female Adapter IP67 Mated
More results

Mô tả tương tự - PE91195

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE91194 PASTERNACK-PE91194 Datasheet
358Kb / 3P
4.1 - 9.5 Mini DIN Male to 4.1 - 9.5 Mini DIN Male Adapter IP67 Mated
PE91196 PASTERNACK-PE91196 Datasheet
358Kb / 3P
4.1 - 9.5 Mini DIN Female to 4.1 - 9.5 Mini DIN Female Adapter IP67 Mated
PE91197 PASTERNACK-PE91197 Datasheet
366Kb / 3P
Bulkhead 4.1 - 9.5 Mini DIN Female to 4.1 - 9.5 Mini DIN Female Adapter IP67 Mated
PE91217 PASTERNACK-PE91217 Datasheet
358Kb / 3P
4.1 - 9.5 Mini DIN Male to N Female Adapter IP67 Mated
PE91218 PASTERNACK-PE91218 Datasheet
376Kb / 3P
4.1 - 9.5 Mini DIN Female to N Female Adapter IP67 Mated
PE91219 PASTERNACK-PE91219 Datasheet
358Kb / 3P
4.1 - 9.5 Mini DIN Female to N Male Adapter IP67 Mated
PE91231 PASTERNACK-PE91231 Datasheet
357Kb / 3P
4.1 - 9.5 Mini DIN Male to 4.1 - 9.5 Mini DIN Male Adapter IP67 UnMated
PE91232 PASTERNACK-PE91232 Datasheet
359Kb / 3P
4.1 - 9.5 Mini DIN Male to 4.1 - 9.5 Mini DIN Female Adapter IP67 UnMated
PE91233 PASTERNACK-PE91233 Datasheet
357Kb / 3P
4.1 - 9.5 Mini DIN Female to 4.1 - 9.5 Mini DIN Female Adapter IP67 UnMated
PE91234 PASTERNACK-PE91234 Datasheet
368Kb / 3P
Bulkhead 4.1 - 9.5 Mini DIN Female to 4.1 - 9.5 Mini DIN Female Adapter IP67 UnMated
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com