công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XL7005A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện XL7005A
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.4A 150KHz 80V Buck DC to DC Converter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

XL7005A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button XL7005A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers XL7005A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers XL7005A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers XL7005A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers XL7005A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers XL7005A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers XL7005A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers XL7005A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers XL7005A Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Datasheet
0.4A 150KHz 80V Buck DC to DC Converter
XL7005A
Rev 1.1
www.xlsemi.com
7
Typical System Application(VOUT=15V/0.2A)
Figure8. XL7005A System Application (VIN=24V~80V, VOUT=15V/0.2A)
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Efficiency VS Output current
Ouput current(A)
VIN=24V,VOUT=15V,IOUT=0.1~0.2A
VIN=36V,VOUT=15V,IOUT=0.1~0.2A
VIN=48V,VOUT=15V,IOUT=0.1~0.2A
VIN=60V,VOUT=15V,IOUT=0.1~0.2A
VIN=72V,VOUT=15V,IOUT=0.1~0.2A
Figure9. XL7005A System Application (Efficiency VS Output Current)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com