công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSASC75H45F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện MSASC75H45F
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE DROP SCHOTTKY DIODE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

MSASC75H45F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microsemi Corporation

  MSASC75H45F Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation MSASC75H45F Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DESCRIPTION
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
Reverse (Leakage)
IR25
VR= 45 Vdc, Tc= 25
°C
0.75
7.5
mA
IR125-1
VR= 12 Vdc, Tc= 125
°C
65
-
mA
Current
IR125-2
VR= 36 Vdc, Tc= 125
°C
125
-
mA
IR125
VR= 45 Vdc, Tc= 125
°C
175
300
mA
Forward Voltage
VF1
IF= 2 A, Tc= 25
°C
290
-
mV
pulse test,
VF2
IF= 10 A, Tc= 25
°C
350
400
mV
pw= 300
µs
VF3
IF= 25 A, Tc= 25
°C
415
480
mV
d/c
≤2%
VF4
IF= 50 A, Tc= 25
°C
500
-
mV
VF5
IF= 75 A, Tc= 25
°C
575
650
mV
VF6
IF= 100 A, Tc= 25
°C
650
-
mV
VF7
IF= 2 A, Tc= -55
°C
390
-
mV
VF8
IF= 10 A, Tc= -55
°C
440
500
MV
VF9
IF= 25 A, Tc= -55
°C
480
550
MV
VF10
IF= 50 A, Tc= -55
°C
535
-
MV
VF11
IF= 75 A, Tc= -55
°C
580
660
mV
VF12
IF= 2 A, Tc= 125
°C
165
-
MV
VF13
IF= 10 A, Tc= 125
°C
250
310
MV
VF14
IF= 25 A, Tc= 125
°C
350
420
MV
VF15
IF= 50 A, Tc= 125
°C
475
-
MV
VF16
IF= 75 A, Tc= 125
°C
565
650
mV
VFa
IF= 100 mA, Tc= 25
°C
200
-
mV
VFb
IF= 100 mA, Tc= 125
°C
60
-
mV
VFc
IF= 100 mA, Tc= -55
°C
325
-
mV
Junction Capacitance
Cj1
VR= 10 Vdc
1850
-
pF
Cj2
VR= 5 Vdc
2500
3000
pF
Breakdown Voltage
BVR
IR= 5 mA, Tc= 25
°C
58
V
IR= 5 mA, Tc= -55
°C
45
50
V
Electrical Parameters
1N6818 (MSASC75H45F)
1N6818R (MSASC75H45FR)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
10
100
1000
IF(A)
-55C
+25C
+125C



Html Pages

1 2