| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AXP221 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP221 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2 / 52 page ![]() AXP221 PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System PAGE 2 Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved. Datasheet Revision 1.2 版本历史 版本 日期 描述 1.0 2012.12.24 第一版 1.1 2013.03.07 增加芯片封装尺寸 1.2 2013.03.26 修改 DCDC1,VDC5LDO,RTC_VCC 默认电压, Pin31 版权所有,违法必究。 非经本公司书面同意,任何单位或个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不 得以任何形式进行传播。任何单位或个人不得删除、修改或移除本文档版权及所有的权利声 明。 本公司会不定期对本文档内容进行更新。除非另有说明,1)本文档不构成任何明示或暗示 的担保;2)本公司不承担任何使用本文档产生的责任;3)本文档不构成任何明示或暗示的 权利授予。 使用者应当承担全部责任去获取实现本文档方案可能需要的第三方授权,本公司对这些第三 方授权不承担任何明示或暗示的保证、费用补偿或其他责任。 版权声明 |