công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AXP199 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện AXP199
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP199 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP199 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 50 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 32/50
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP199
REG 12H:输出控制
默认值
:XFH
Bit
描述
R/W
默认值
7
保留
6
EXTEN 开关控制
0:关闭; 1:打开
RW
X
5
保留
4
DC-DC2 开关控制
0:关闭; 1:打开
RW
X
3
LDO3 开关控制
RW
X
2
LDO2 开关控制
RW
X
1
DC-DC3 开关控制
RW
X
0
DC-DC1 开关控制
0:关闭; 1:打开
RW
X
REG12H[6]/[4]分别与 REG10H[2]/[0]对应
REG 23H:DC-DC2 输出电压设置
默认值
:16H
Bit
描述
R/W
默认值
7-6
保留
5
DC-DC2 输出电压设置 Bit5
RW
X
4
DC-DC2 输出电压设置 Bit4
RW
X
3
DC-DC2 输出电压设置 Bit3
RW
X
2
DC-DC2 输出电压设置 Bit2
RW
X
1
DC-DC2 输出电压设置 Bit1
RW
X
0
DC-DC2 输出电压设置 Bit0
0.7-2.275V,25mV/step
RW
X
REG 25H: DC-DC2 动态电压调节参数设置
默认值
:00H
Bit
描述
R/W
默认值
7-3
保留
2
DC-DC2 VRC 使能控制
0:打开; 1:关闭
RW
0
1
保留
RW
0
0
DC-DC2 VRC 电压上升斜率控制
0: 25mV/15.625us=1.6mV/us
1: 25mV/31.250us=0.8mV/us
RW
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com