| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AXP152 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP152 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
16 / 34 page ![]() VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 16/34 Enhanced Power Supply IC AXP152 4、 负载过大引起电源的输出电压过低,过负载保护(是否自动关机可根据客户需求改写); 5、 IC 温度过高,过温保护; AXP152 的自动保护机制,可以避免应用系统异常时发生被供电器件的不可逆转损坏,从而保护整个 系统。 休眠和唤醒(Sleep and wakeup) 在开机的情况下,如果系统需要进入 Sleep 模式,并将其中某一路或几路电源输出关闭,则可由 REG31[3] 控制,决定 是否由 LDO0IN low go high IRQ(REG48_[6]) 、 POKNIRQ(REG4A_[5]) 、 POKLIRQ(REG49_[0])或 GPIO0/1/2/3 input edge IRQ(REG4A_[3:0])等触发 wakeup,让 PMU 将各路输出 电源开关状态恢复到 REG31[3]被写’1’前的状态并将电压恢复为默认值,各路被关闭的电源依次按照规定 的上电时序进行恢复。 注意:请确保应用中用于 wakeup 的 IRQ 对应 enable 位为有效,否则将不能唤醒! 如下为 Sleep 和 wakeup 模式下其控制流程。 将 REG31[3]写 1 打开唤醒功能, PMU 记录 此时 REG12H 的设置 写 12H 寄存器, 关闭相应电源 Sleep 并等 待 wakeup 事件发生 唤醒? 各路电源输出使能恢复到 sleep 前的状态,输出电压 恢复至默认输出电压值 Y N |