công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LF84A-04/SS bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LF84A-04/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-pin Flash/EEPROM 8-Bit Microcontrollers
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LF84A-04/SS bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 124 page
background image
PIC16F8X
© 1998 Microchip Technology Inc.
DS30430C-page 13
FIGURE 4-1:
REGISTER FILE MAP -
PIC16F83/CR83
FIGURE 4-2:
REGISTER FILE MAP -
PIC16F84/CR84
File Address
00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
0Ah
0Bh
0Ch
2Fh
30h
7Fh
80h
81h
82h
83h
84h
85h
86h
87h
88h
89h
8Ah
8Bh
8Ch
FFh
Bank 0
Bank 1
Indirect addr.(1)
Indirect addr.(1)
TMR0
OPTION
PCL
STATUS
FSR
PORTA
PORTB
EEDATA
EEADR
PCLATH
INTCON
36
General
Purpose
registers
(SRAM)
PCL
STATUS
FSR
TRISA
TRISB
EECON1
EECON2(1)
PCLATH
INTCON
Mapped
in Bank 0
Unimplemented data memory location; read as '0'.
File Address
AFh
B0h
Note 1:
Not a physical register.
(accesses)
File Address
00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
0Ah
0Bh
0Ch
7Fh
80h
81h
82h
83h
84h
85h
86h
87h
88h
89h
8Ah
8Bh
8Ch
FFh
Bank 0
Bank 1
Indirect addr.(1)
Indirect addr.(1)
TMR0
OPTION
PCL
STATUS
FSR
PORTA
PORTB
EEDATA
EEADR
PCLATH
INTCON
68
General
Purpose
registers
(SRAM)
PCL
STATUS
FSR
TRISA
TRISB
EECON1
EECON2(1)
PCLATH
INTCON
Mapped
in Bank 0
Unimplemented data memory location; read as '0'.
File Address
Note 1:
Not a physical register.
CFh
D0h
4Fh
50h
(accesses)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com