công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LF84A-04/SS bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LF84A-04/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-pin Flash/EEPROM 8-Bit Microcontrollers
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LF84A-04/SS bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 107Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 108Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 109Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 110Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 111Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 112Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 113Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 114Page - Microchip Technology PIC16LF84A-04/SS Datasheet HTML 115Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 124 page
background image
PIC16F8X
© 1998 Microchip Technology Inc.
DS30430C-page 111
Package Type:
K04-051 18-Lead Plastic Small Outline (SO) – Wide, 300 mil
0.014
0.009
0.010
0.011
0.005
0.005
0.010
0.394
0.292
0.450
0.004
0.048
0.093
MIN
n
Number of Pins
Mold Draft Angle Bottom
Mold Draft Angle Top
Lower Lead Width
Chamfer Distance
Outside Dimension
Molded Package Width
Molded Package Length
Overall Pack. Height
Lead Thickness
Radius Centerline
Foot Angle
Foot Length
Gull Wing Radius
Shoulder Radius
Standoff
Shoulder Height
β
α
R2
R1
E1
A2
A1
X
φ
B†
c
L1
L
E‡
D‡
A
Dimension Limits
Pitch
Units
p
18
18
0
0
12
12
15
15
4
0.020
0
0.017
0.011
0.015
0.016
0.005
0.005
0.407
0.296
0.456
0.008
0.058
0.099
0.029
0.019
0.012
0.020
0.021
0.010
0.010
8
0.419
0.299
0.462
0.011
0.068
0.104
0
0
12
12
15
15
0.42
0.27
0.38
0.41
0.13
0.13
0.50
10.33
7.51
11.58
0.19
1.47
2.50
0.25
0
0.36
0.23
0.25
0.28
0.13
0.13
10.01
7.42
11.43
0.10
1.22
2.36
0.74
4
8
0.48
0.30
0.51
0.53
0.25
0.25
10.64
7.59
11.73
0.28
1.73
2.64
INCHES*
0.050
NOM
MAX
1.27
MILLIMETERS
MIN
NOM
MAX
n
2
1
R2
R1
L1
L
β
c
φ
X
45
°
D
p
B
E
E1
α
A1
A2
A
* Controlling Parameter.
† Dimension “B” does not include dam-bar protrusions. Dam-bar protrusions shall not exceed 0.003”
(0.076 mm) per side or 0.006” (0.152 mm) more than dimension “B.”
‡ Dimensions “D” and “E” do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not
exceed 0.010” (0.254 mm) per side or 0.020” (0.508 mm) more than dimensions “D” or “E.”



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com